Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

8708 Datasheet(PDF) 3 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 8708
Description  Durchflussmesser für Flüssigkeiten LFM Liquid Flow Meter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

8708 Datasheet(HTML) 3 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  8708 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Typ 8708
3 | 10
Produkt-Webseite besuchen 
1.
Allgemeine technische Daten
Produkteigenschaften
Werkstoffe
Gehäuse
Edelstahl
Deckel
PC (Polykarbonat)
Dichtung
FKM, EPDM oder FFKM
Abmessungen
Standardausführung: 107 × 115,5 × 28 (BxHxT)
Flanschausführung: 107 × 115,5 × 43 (BxHxT)
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 4.
Gesamtmasse
ca. 900 g
Leuchtdiodenanzeige
Zustandsanzeige für:
1. Power
2. Communication (nur bei Feldbusausführung), Limit (nur bei Analogausführung)
3. Error
Leistungsdaten
Endwertebereich (Q
Nenn)
1,5...36l/h (25...600ml/min) bzgl. Wasser
Messspanne
1:10
Max. Betriebsdruck
Messbereich: bis max. 10 bar(ü); typ. max. 2 bar(ü)
Messgenauigkeit
± 1,5 % v.M. ± 0,5 % v. E.
Wiederholgenauigkeit
± 0,5 % v. E.
Antwortzeit (t95 %)
< 500 ms
Elektrische Daten
Betriebsspannung
24 V DC
Leistungsaufnahme
Max. 2,5 W (5 W bei Feldbusausführung)
Spannungstoleranz
± 10 %
Restwelligkeit
< 2 %
Elektrischer Anschluss
Stecker D-Sub 15-polig
bei PROFIBUS DP: M12-Buchse, 5-polig
bei CANopen: M12-Stecker, 5-polig
Mediendaten
Betriebsmedium
Saubere und niedrigviskose Flüssigkeiten
Kalibriermedium
Wasser (Umrechnung auf Betriebsmedium mit Korrekturfunktion)
Mediumstemperatur
- 10 °C…+ 40 °C
Viskosität (max.)
0,4 bis 4 cSt
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Leitungsanschluss
G ⅛, NPT ⅛, G ¼, NPT ¼, Flansch
Digitale Ausgänge
Ein Relaisausgang:
Limit (Istwert erreicht nahezu Q
Nenn)
Belastbarkeit: max. 25 V, 1 A, 25 VA
Digitale Eingänge
Zwei Schalteingänge:
1. nicht zugeordnet
2. nicht zugeordnet
Digitale (Kommunikations-) Schnittstelle Digital über Feldbus :
• PROFIBUS DP V1
• CANopen
Analoge Schnittstellen
4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V oder 0…5 V
Eingangsimpedanz > 20 kΩ (Spannung) bzw. < 300 Ω (Strom)
Max. Strom: 10 mA (Spannungsausgang); max. Bürde: 600 Ω (Stromausgang)
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur
0 °C…55 °C
Einbaulage
Horizontal oder vertikal
Schutzart
IP40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com