Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

8708 Datasheet(PDF) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 8708
Description  Durchflussmesser für Flüssigkeiten LFM Liquid Flow Meter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

8708 Datasheet(HTML) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 8708 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 10Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Typ 8708
6 | 10
Produkt-Webseite besuchen 
4.
Geräte-/Prozessanschlüsse
4.1. Analoge Ausführung/Feldbusausführung
Hinweis:
• Optional Pin 7 und Pin 8 bei Busversion als Transmittereingang möglich.
• Die Leitungslänge für RS232/Istwertsignal ist auf 30 m begrenzt.
Analoge Ausführung
Stecker D-Sub, 15-polig
Pin Belegung
Analoge Ansteuerung Busansteuerung
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
15
14
13
12
11
1
Relais – Öffner (NC)
2
Relais – Schließer (NO)
3
Relais – Mittelkontakt
4
GND für 24 V-Versorgung und Binäreingänge
5
24 V-Versorgung +
6
Nur werksinterne Verwendung
7
Nicht belegt
Nicht belegt
8
Nicht belegt
Nicht belegt
9
Istwertausgang GND
Nicht belegt
10
Istwertausgang +
Nicht belegt
11
DGND (für RS232)1.)
12
Binäreingang 1
13
Binäreingang 2
14
RS232 RxD (ohne Treiber)1.)
15
RS232 TxD (ohne Treiber)1.)
1.) RS232-Schnittstelle nur über RS232-Adapter mit integrierter Pegelanpassung zu betreiben
Feldbusausführung
PROFIBUS DP – Buchse B-codiert
M12 (DPV1 max. 12 MBaud)
Pin Belegung
1
5
4
3
2
1
VDD (nur für Abschlusswiderstand)
2
RxD/ TxD – N (A-Leitung)
3
DGND
4
RxD/ TxD – P (B-Leitung)
5
Nicht belegt
CANopen – Stecker M12
Pin Belegung
1
5
4
3
2
1
Schirm
2
Nicht belegt
3
DGND
4
CAN_H
5
CAN_L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com