Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

8708 Datasheet(PDF) 8 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 8708
Description  Durchflussmesser für Flüssigkeiten LFM Liquid Flow Meter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

8708 Datasheet(HTML) 8 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 8708 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 10Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 11Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 12Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Typ 8708
8 | 10
Produkt-Webseite besuchen 
6.4. Bestelltabelle Zubehör
Hinweis:
Das Adapterzubehör dient der Inbetriebnahme und Diagnose und ist nicht zwingend für den Betrieb erforderlich.
Beschreibung
Artikel-Nr.
Anschlussstecker/-kabel
Buchse D-Sub, 15-polig, Lötverbindung
918274 
Haube für Buchse, D-Sub mit Schraubensicherung
918408 
Buchse D-Sub, 15-polig mit 5 m-Kabel, einseitig konfektioniert
787737 
Buchse D-Sub, 15-polig mit 10 m-Kabel, einseitig konfektioniert
787738 
Adapterzubehör1.)
RS232-Adapter
654748 
PC-Verlängerungskabel für RS232, 9-polig, Buchse/Stecker 2 m
917039 
RS422-Adapter (RS485-kompatibel)
666371 
USB-Adapter (Version1.1, USB-Buchse Typ B)
670639 
USB-Anschlusskabel 2 m
772299 
Kommunikations-Software Mass Flow Communicator
LINK 
Feldbuszubehör
PROFIBUS-DP (B-codiert)
Stecker M12, gerade2.)
918198 
Buchse M12, gerade (Kupplung)2.)
918447 
Y-Stück1.)
902098 
Abschlusswiderstand
902553 
GSD-Datei (PROFIBUS), EDS-Datei (CANopen)
LINK 
CANopen (A-codiert)
Stecker M12, gerade2.)
917115 
Buchse M12, gerade (Kupplung)2.)
917116 
Y-Stück2.)
788643 
Abschlusswiderstand
Auf Anfrage
GSD-Datei (PROFIBUS), EDS-Datei (CANopen)
LINK 
1.) Das Adapterzubehör dient der Inbetriebnahme und Diagnose und ist nicht zwingend für den Betrieb erforderlich.
2.) Die M12-Einzelsteckverbinder, wie hier aufgeführt, eignen sich aus Platzgründen nicht für deren gleichzeitige Verwendung mit dem Y-Stück.
Bitte verwenden Sie immer mindestens ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel, dessen Stecker meist kleiner ist.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com