Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

8708 Datasheet(PDF) 7 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 8708
Description  Durchflussmesser für Flüssigkeiten LFM Liquid Flow Meter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

8708 Datasheet(HTML) 7 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 8708 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 10Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 11Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Typ 8708
7 | 10
Produkt-Webseite besuchen 
5.
Produktbetrieb
5.1. Messprinzipien
• Gemessen wird nach dem Differenzdruckverfahren. Eine Blende im Hauptkanal erzeugt bei Durchfluss einen Druckabfall, welcher
von dem vorhandenen Differenzdrucksensor erfasst wird. Der Differenzdrucksensor liefert ein präzises und temperaturkompen-
siertes Messsignal, aus dem der Durchfluss berechnet wird.
• Um eine Verstopfung der Blende zu vermeiden, werden bei verunreinigten Medien vorgeschaltete Filter empfohlen.
p1
p2
0
5
10
15
bar
0
5
10
15
bar
6.
Bestellinformationen
6.1. Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert
Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.
Jetzt online einkaufen
6.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl
Hinweis:
Entscheidend für die einwandfreie Funktion eines LFMs innerhalb der Anwendung sind die Medienverträglichkeit, der Druckbereich
und die richtige Wahl des Durchflussmessbereiches. Der Druckverlust über dem LFM beträgt in typischen Anwendungen mit bis
zu 2 bar(ü) Eingangsdruck ca. 500 mbar. Die Angabe des maximal zu erwartenden Eingangsdruckes p1max ist für die Auswahl des
passenden Differenzdrucksensors erforderlich.
Bitte benutzen Sie für die Angaben zur Geräteauslegung das „Produktanfrage-Formular“ am Ende des Dokuments und senden Sie
uns eine Kopie der Anfrage mit Informationen über die Applikation.
6.3. Bürkert Produktfilter
Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt
Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für
Ihre Anwendung.
Jetzt Produkte filtern



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com