Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

8708 Datasheet(PDF) 11 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 8708
Description  Durchflussmesser für Flüssigkeiten LFM Liquid Flow Meter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

8708 Datasheet(HTML) 11 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 8708 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 10Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 11Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 8708 Datasheet HTML 12Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Produktanfrage-Formular
Massendurchflussregler
für Flüssigkeiten
1 | 2
Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen 
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten
Produktanfrage-Formular Massendurchflussregler für Flüssigkeiten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es
anschließend an Ihren Bürkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.
Bitte füllen Sie die Pflichtfelder
aus!*
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.
Persönliche Informationen
Firma
Kontaktperson
Kunden-Nr.
Abteilung
Straße
PLZ / Ort
Telefon-Nr.
E-Mail
Lieferung
MFC-Applikation
MFM-Applikation
Stückzahl
Erforderliches Lieferdatum
Mediendaten
Flüssigkeitsart oder -gemisch
Dynamische Viskosität
mPas
Mediumstemperatur
ºC
/
ºF
Umgebungstemperatur
ºC
/
ºF
Fluidische Daten
Durchflussbereich Q
Nenn
Min.
Max.
Einheit
Eingangsdruck bei Q
Nenn
p
1
=
bar (ü)1.)
Ausgangsdruck bei Q
Nenn
p
2
=
bar (ü)1.)
Max. Eingangsdruck
p
1max =
bar (ü)1.)
Leitungsanschluss
Klemmringverschraubung
Flansch
Vakuumverschraubung
Gewinde:
G (DIN ISO 228/1)
NPT (ANSI B1.2)
⅛"
¼"
Einbaulage
horizontal, Sensor nach oben
vertikal, Durchfluss nach oben
horizontal, Sensor nach unten
vertikal, Durchfluss nach unten
1.) Bitte alle Druckwerte als Überdruck zum Atmosphärendruck [bar(ü)] angeben ((ü) = relativer Druck)
Werkstoffangaben
Dichtungen
FFKM
EPDM
Elektrische Daten
Ansteuerung / Kommunikation
Hinweis:
Bitte entscheiden Sie sich für eine Option!
Normsignal
CANopen/büS
0 … 5 V
CANopen
0 … 10 V
büS
0 … 20 mA
4 … 20 mA
Zulassungen / Konformitäten
UL
ATEX II Kat. 3 G/D, IECEx
USP Class VI-Konformität
FDA-Konformität
EG 1935/2004-Konformität



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com