Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

OCP8153 Datasheet(PDF) 6 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

Part # OCP8153
Description  High precision original side feedback constant current converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ORIENT-CHIP [Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.]
Direct Link  https://www.orient-chip.com/
Logo ORIENT-CHIP - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

OCP8153 Datasheet(HTML) 6 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

  OCP8153 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 6Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 7Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 8Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 9Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Page 6 - 9
Ver 1.1 April. 01, 2013
OCP8153
高精度原边反馈恒流转换器
应用信息
OCP8153是一款高精度离线式专用LED恒流驱动器,可应用于输出功率10W以内的LED恒流驱动电源。它采用原
边反馈技术,无需
TL431、光耦和反馈电路便能实现很好的线电压调整率和负载调整率,极大的节约了系统成本和尺寸
空间。
1. 启动
启动前,芯片只需要
32uA的启动电流,只要通过启动电阻RST的电流大于该值,电源VCC处电压就会升高,当其
升高到启动电压
14V(典型值)后,芯片开始启动。此时工作电流通常会大于启动电阻提供的电流,电源电压VCC下降,
只要在
VCC下降到欠压锁定阈值之前,辅助绕组能够提供芯片正常工作电压,则启动过程就可以完成。
2. 匝比设置
芯片只有工作在断续模式时才能恒流,所以系统设计时必须保证芯片工作在断续模式下,即最大占空比必须小于芯
片固有的最大占空比(
58%)。匝比受两个因数限制:最大占空比和功率MOS耐压。
首先,根据最大占空比考虑匝比。
利用连续模式工作的方式计算占空比:
OR
BULK
OR
V
V
V
D
+
=
(
1)
根据公式(
1),在最小VBULK电压时,系统工作在最大占空比状态,令该占空比为58%,可以得到由占空比限制的
最大
VOR。
其次,根据功率
MOS耐压考虑匝比。
功率
MOS源漏端电压为:
BK
OR
BULK
RCD
BULK
DS
V
V
k
V
V
V
V
<
+
=
+
=
*
(
2)
其中,
VBK为功率MOS管耐压值,k系数影响漏感损耗,k值低,则漏感损耗大,效率低;k值高,则MOS管源漏电
压高。通常
k值取1.4~2。
根据公式(
2),在最大VBULK电压时,功率管源漏电压最大,根据功率管的耐压值,可以获得由耐压限制的最大VOR。
通过上述两个方面的考虑,选择结果中较小的一个
VOR值。
根据以下公式计算原边和副边匝比:
O
OR
s
p
V
V
n
n
=
(
3)
辅助绕组匝比根据芯片工作电压、输出电压按照以下公式选取:
O
s
a
CC
V
n
n
V
*
=
(
4)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com