Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

OCP8153 Datasheet(PDF) 7 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

Part # OCP8153
Description  High precision original side feedback constant current converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ORIENT-CHIP [Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.]
Direct Link  https://www.orient-chip.com/
Logo ORIENT-CHIP - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

OCP8153 Datasheet(HTML) 7 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

  OCP8153 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 6Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 7Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 8Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8153 Datasheet HTML 9Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Page 7 - 9
Ver 1.1 April. 01, 2013
OCP8153
高精度原边反馈恒流转换器
3. 恒流设置
芯片通过将
CS端的电压与内部1V阈值电压进行比较来设定变压器原边峰值电流Ipkp:
CS
pkp
R
I
1
=
(
5)
LED输出电流IO根据如下公式计算:
pkp
s
p
o
I
n
n
I
*
*
6
1
=
(
6)
其中
Ipkp为原边峰值电流,np为变压器原边的匝数,ns为变压器副边的匝数。
4. 元件参数设置
变压器电感量根据系统工作频率、输出电压和输出电流按照以下公式选择:
F
I
V
L
O
O
s
*
*
18
=
(
7)
其中
F为系统工作频率,通常设置范围:20KHz ~ 80KHz之间,中心点设置在40KHz ~ 48KHz之间,以利EMI测试。
根据实际需要选择合适的工作频率,然后按照公式(
7)计算副边电感量,最后根据匝比关系计算原边及辅助绕组
电感量。
电流采样电阻
RCS根据原边峰值电流Ipkp按照公式(5)决定。
反馈电阻
RFB推荐范围300~500kΩ。
5. 保护功能
OCP8153集成多种保护功能,包括过温保护、开路保护、短路保护等。
当芯片温度超过
150˚C时,芯片进入过温保护,停止能量传送,直到温度下降到100˚C以下时,芯片重新开始能量
传送。
当输出开路时,输出电压会逐渐增高,最终可能导致输出电容损坏。为了保护输出电容不被损坏,芯片通过辅助绕
组检测输出电压,当其电压过高时停止能量传送,芯片自动下电再重启,使系统工作于打嗝模式。
当输出短路时,由于退磁较慢,为了防止电感电流越冲越高,芯片会工作在较低频率状态,保证电感能充分退磁。
当短路状态消除后,输出电压回复正常,芯片自动进入正常工作模式。
6. PCB设计
设计
PCB时遵循以下几点:
(1) VCC的旁路电容要紧靠芯片VCC引脚
(2) 电流采样电阻的功率地线尽可能短,和其它地线分头接到BULK电容的地端。
(3) 尽可能减小大电流环路的面积,以减小EMI辐射。
(4) FB脚的分压电阻要尽可能靠近FB脚。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com