Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC2544 Datasheet(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

Part # SC2544
Description  High Performance Wide Input Range Dual Synchronous Buck Controller
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC2544 Datasheet(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

Back Button SC2544 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC2544 Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
6
 2005 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC2544
POWER MANAGEMENT
#
n
i
Pe
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
11
B
F.
1
t
u
p
t
u
o
r
o
f
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
e
e
h
t
f
o
t
u
p
n
i
e
v
it
a
g
e
N
21
T
U
O
R
R
E.
1
r
e
t
r
e
v
n
o
c
k
c
u
b
r
o
f
t
u
p
t
u
o
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
E
31
S
S
.
e
m
it
t
r
a
t
s
-
tf
o
s
e
h
t
s
t
e
s
D
N
G
A
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
V
1
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
p
y
b
1
t
u
p
t
u
o
e
l
b
a
s
i
D
41
M
I
L
I
p
ir
t
n
w
o
d
t
u
h
s
t
n
e
r
r
u
c
r
e
v
o
e
h
t
s
t
e
s
1
E
S
A
H
P
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.t
n
i
o
p
51
T
S
B.
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
h
g
i
h
1
t
u
p
t
u
o
r
o
f
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
t
s
o
o
B
.t
i
u
c
r
i
c
n
o
it
a
c
il
p
p
a
l
a
c
i
p
y
t
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
s
a
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
t
c
e
n
n
o
C
61
H
V
R
D
.
2
H
V
R
D
h
ti
w
e
s
a
h
p
f
o
t
u
o
s
e
e
r
g
e
d
0
8
1
.
1
t
u
p
t
u
o
f
o
T
E
F
S
O
M
e
d
i
s
h
g
i
h
e
h
t
r
o
f
e
v
ir
d
e
t
a
G
71
E
S
A
H
P.
1
t
u
p
t
u
o
r
o
f
e
d
o
n
e
s
a
h
P
81
L
V
R
D.
1
t
u
p
t
u
o
r
o
f
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
w
o
L
9D
N
G
P.
s
r
e
v
ir
d
e
d
i
s
-
w
o
l
f
o
d
n
u
o
r
g
r
e
w
o
P
0
1C
C
V
P.
s
r
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
-
w
o
l
r
o
f
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
S
1
12
L
V
R
D.
2
t
u
p
t
u
o
r
o
f
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
-
w
o
L
2
12
E
S
A
H
P.
2
t
u
p
t
u
o
r
o
f
e
d
o
n
e
s
a
h
P
3
12
H
V
R
D
.
1
H
V
R
D
h
ti
w
e
s
a
h
p
f
o
t
u
o
s
e
e
r
g
e
d
0
8
1
.
2
t
u
p
t
u
o
f
o
T
E
F
S
O
M
e
d
i
s
h
g
i
h
e
h
t
r
o
f
e
v
ir
d
e
t
a
G
4
12
T
S
B.
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
h
g
i
h
2
t
u
p
t
u
o
r
o
f
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
t
s
o
o
B
.t
i
u
c
r
i
c
n
o
it
a
c
il
p
p
a
l
a
c
i
p
y
t
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
s
a
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
t
c
e
n
n
o
C
5
12
M
I
L
I
p
ir
t
n
w
o
d
t
u
h
s
t
n
e
r
r
u
c
r
e
v
o
e
h
t
s
t
e
s
2
E
S
A
H
P
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.t
n
i
o
p
6
12
S
S
.
e
m
it
t
r
a
t
s
-
tf
o
s
e
h
t
s
t
e
s
D
N
G
A
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
V
1
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
p
y
b
1
t
u
p
t
u
o
e
l
b
a
s
i
D
7
12
T
U
O
R
R
E.
2
r
e
t
r
e
v
n
o
c
k
c
u
b
r
o
f
t
u
p
t
u
o
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
E
8
12
B
F.
2
t
u
p
t
u
o
f
o
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
e
e
h
t
f
o
t
u
p
n
i
e
v
it
a
g
e
N
9
1D
G
R
W
P
d
o
o
g
r
e
w
o
p
e
h
t
w
o
l
e
b
s
i
t
u
p
t
u
o
r
e
h
ti
e
n
e
h
w
w
o
l
d
e
ll
u
p
y
ll
a
n
r
e
t
n
i
s
i
tI
.t
u
p
t
u
o
r
o
t
c
e
ll
o
c
n
e
p
O
.l
e
v
e
l
d
l
o
h
s
e
r
h
t
0
2C
S
O
R.
y
c
n
e
u
q
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
s
t
e
s
D
N
G
A
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
r
o
t
s
i
s
e
r
A
1
2D
N
G
A
.
e
n
a
l
p
d
n
u
o
r
g
m
e
t
s
y
s
e
h
t
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
a
t
S
.
d
n
u
o
r
g
l
a
n
g
i
s
g
o
l
a
n
A
2
2N
I
V.
V
8
2
o
t
V
5
.
4
m
o
r
f
s
i
e
g
n
a
r
e
h
T
.
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
s
t
u
p
n
I
3
2C
C
V
.
V
0
1
<
n
i
V
n
e
h
w
n
i
p
N
I
V
o
t
t
c
e
n
n
o
C
.
s
r
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
h
t
r
o
f
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
S
.t
u
p
t
u
o
r
o
t
a
l
u
g
e
r
V
0
1
4
2N
E
.
A
n
0
0
1
s
i
t
n
e
r
r
u
c
n
w
o
d
t
u
h
s
l
a
c
i
p
y
T
.
d
e
l
b
a
s
i
d
e
r
a
s
t
u
p
t
u
o
ll
a
w
o
l
s
i
n
i
p
N
E
n
e
h
W
Pin Descriptions for SC2544MLTRT (MLPQ)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com