Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STM32L433RCU7 Datasheet(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Part # STM32L433RCU7
Description  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 256KB flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, ext. SMPS
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L433RCU7 Datasheet(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L433RCU7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L433RCU7 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 227 page
background image
DS11449 Rev 7
9/227
STM32L433xx
List of tables
9
Table 82.
DAC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Table 83.
DAC accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Table 84.
VREFBUF characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Table 85.
COMP characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Table 86.
OPAMP characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Table 87.
TS characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Table 88.
VBAT monitoring characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Table 89.
VBAT charging characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Table 90.
LCD controller characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Table 91.
TIMx characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Table 92.
IWDG min/max timeout period at 32 kHz (LSI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Table 93.
WWDG min/max timeout value at 80 MHz (PCLK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Table 94.
I2C analog filter characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Table 95.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Table 96.
Quad SPI characteristics in SDR mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Table 97.
QUADSPI characteristics in DDR mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Table 98.
SAI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Table 99.
SD / MMC dynamic characteristics, VDD=2.7 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Table 100. eMMC dynamic characteristics, VDD = 1.71 V to 1.9 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Table 101. USB electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Table 102. SWPMI electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Table 103. LQFP100 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Table 104. UFBGA100 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Table 105. UFBGA100 - Recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA). . . . . . . . . . . . . . . . 200
Table 106. LQFP64 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Table 107. UFBGA64 – Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Table 108. UFBGA64 - Recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA). . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Table 109. WLCSP64 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Table 110. WLCSP64 - Recommended PCB design rules (0.35 mm pitch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Table 111. WLCSP49 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Table 112. WLCSP49 - Recommended PCB design rules (0.4 mm pitch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Table 113. LQFP48 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Table 114. UFQFPN48 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Table 115. Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Table 116. STM32L433xx ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Table 117. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com