Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STM8AP5X2BTAY Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STM8AP5X2BTAY
Description  Automotive 8-bit MCU, with up to 128 Kbytes Flash, EEPROM, 10-bit ADC, timers, LIN, CAN, USART, SPI, I2C, 3 V to 5.5 V
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8AP5X2BTAY Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8AP5X2BTAY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 100 page
background image
Contents
STM8AF61xx, STM8AF51xx
2/100
Contents
1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Product line-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
Central processing unit STM8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.1
Architecture and registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.2
Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.3
Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2
Single wire interface module (SWIM) and debug module . . . . . . . . . . . . 13
5.2.1
SWIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.2
Debug module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.3
Interrupt controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.4
Non-volatile memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.4.1
Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.4.2
Write protection (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.4.3
Read-out protection (ROP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4.4
Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5
Low-power operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6
Clock and clock controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6.1
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6.2
Internal 16 MHz RC oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6.3
Internal 128 kHz RC oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6.4
Internal high-speed crystal oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6.5
External clock input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6.6
Clock security system (CSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.7
Timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.7.1
Watchdog timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.7.2
Auto wake-up counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.7.3
Multipurpose and PWM timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com