Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 52 page
background image
AXP221
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PAGE 24
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
充电结束时,
AXP221 会发出 IRQ13,CHGLED 管脚停止指示充电状态。当电池电压重新低于 VRCH
时,会自动开始再充电,同时发出
IRQ12。
9.3.5.
电池激活模式
无论从预充电模式还是从恒流充电模式进入电池激活模式
( 计时器超时的情况下 ),AXP221 发出
IRQ10。
在电池激活模式,
Charger 始终以较小的电流给电池充电,如果能够使电池电压达到 VRCH,则退出
激活模式,同时发出
IRQ11。
AXP221 在寄存器 REG01H 中指示充电器是否处于电池激活模式。
9.3.6.
CHGLED
CHGLED 管脚用来指示充电状态和报警。CHGLED 是 NMOS Open Drain( 漏极开路型 ) 输出,可
以通过一个限流电阻来直接驱动一个发光二极管来显示四种状态。可配置成两种指示类型
:
类型
A
状态
表现
注释
正在充电
低电平
不在充电
高阻
电池异常
25% duty 1Hz 跳变
充电器进入电池激活模式,或者电池温度过高、过低
过压
25% duty 4Hz 跳变
外部电源输入电压过高
类型
B
状态
表现
注释
正在充电
25% duty 1Hz 跳变
不在充电
高阻
电池异常及输入过
25% duty 1Hz 跳变
充电器进入电池激活模式,或者电池温度过高、过低以及
输出电压过高
无电池电池
低电平
无电池接入
9.3.7.
电池温度检测
在充电
/ 使用过程中,AXP221 可以通过在 TS 管脚外接一个温敏电阻来监视电池的温度。电路示意
如下图
:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com