Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

VND5004DSP30 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # VND5004DSP30
Description  Double 4m high-side driver with analog CurrentSense
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VND5004DSP30 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  VND5004DSP30 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VND5004DSP30 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
DocID027939 Rev 2
3/28
VND5004DSP30
List of tables
3
List of tables
Table 1.
Pin functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 2.
Suggested connections for unused and not connected pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 4.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 5.
Power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 6.
Switching (VCC = 13 V; Tj = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 7.
Logic inputs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 8.
Protections and diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 9.
CurrentSense (8 V < VCC < 16 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 10.
Truth table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 11.
Electrical transient requirements (part 1/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 12.
Electrical transient requirements (part 2/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 13.
Electrical transient requirements (part 3/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 14.
Thermal parameters for MultiPowerSO-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 15.
MultiPowerSO-30 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 16.
Devices summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 17.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com