Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DP83959 Datasheet(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # DP83959
Description  8-Port Lite Ethernet Repeater Interface Controller
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DP83959 Datasheet(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  DP83959 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) DP83959 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 38 page
background image
3
www.national.com
Table of Contents
1.0
System Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.0
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.0
Pin Connection Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.0
Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1
AUI Port (Port 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2
Twisted Pair Ports (Ports 1 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3
Status LED Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.4
Inter-LERIC Bus Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.5
Clock Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.6
Register/Configuration Interface . . . . . . . . . . . . . . 11
4.7
Miscellaneous Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.8
Power and Ground Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.0
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Repeater Main State Machine & Timers . . . . . . . . 14
5.2
Port State Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3
Receive Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.4
Manchester Decoder 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5.5
Elasticity Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.6
Transmit DE-Multiplexer & Manchester Encoder . . 15
5.7
Inter-LERIC Bus Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.8
Clock Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.9
Reset Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.10
Traffic Monitor LED Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.11
Port Status LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.12
Configuration/Register Interface . . . . . . . . . . . . . . 18
5.13
Min/Max Mode LED Interface . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.14
AUI Port 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.15
10BASE-T Ports 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.0
LERIC8 Registers 22
6.1
Register Address Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.2
LERIC8 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.3
Port 0 (AUI) Status/Configuration Register . . . . . . 24
6.4
Ports 1-8 (10BASE-T) Status/Configuration
Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.0
System Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1
Cascading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.2
IEEE Conformance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.0
DC Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.0
Switching Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
Port Arbitration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.2
Receive - AUI Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.3
Receive - 10BASE-T Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.4
Transmit - AUI Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.5
Transmit - 10BASE-T Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.6
Collision - AUI Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.7
Collision - 10BASE-T Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.8
Collision - All Ports - Inter-LERIC Bus . . . . . . . . . 32
9.9
Collision - All Ports - One Port Left . . . . . . . . . . . . 32
9.10
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.11
LED Strobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.12
Register Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9.13
Register Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.14
Inter-LERIC Bus (Packet Output) . . . . . . . . . . . . . 36
9.15
Inter-LERIC Bus (Packet Input) . . . . . . . . . . . . . . 36
10.0
AC Timing Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.1
General Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2
Capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11.0
Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com