Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LELBMA-CQ Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LELBMA-CQ
Description  Compact lightsource in SMT technology
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LELBMA-CQ Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LELBMA-CQ Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LELBMA-CQ Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2014-09-10
2
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -KB; LA oder -LB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-JA-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellentruppen -3 bis -4
enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 means that only one group -KB; -LA or -LB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-JA-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ means that only chromaticity coordinate group -CQ
will be shippable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2) Seite 23
Luminous Flux
2) page 23
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtfluss
2) Seite 23
Luminous Flux
2) page 23
I
F = 700 mA
Φ
E (mW)
LE RTDUW S2W
JAKB-1
KBLB-34
4U2V-34
LBMA-CQ
red
true green
deep blue
ultra white
45
...
112
90
...
180
140 ...
224
630 ...
900
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDUW S2W
Q65111A0884



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com