Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

UM2153 Datasheet(PDF) 55 Page - STMicroelectronics

Part # UM2153
Description  Discovery kit for IoT node, multi-channel communicationwith STM32L4
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM2153 Datasheet(HTML) 55 Page - STMicroelectronics

Back Button UM2153 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics UM2153 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 57 page
background image
DocID030118 Rev 3
55/57
UM2153
Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Compliance
56
Contains/Contient IC: 8976C-SPSGRF
8.8.1
Compliance Statement
Industry Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to
the following two conditions:
1.
This device may not cause interference; and
2.
This device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
8.8.2
Déclaration de conformité
Étiquette de conformité à la NMB-003 d’Industrie Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1.
L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2.
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
8.8.3
RF exposure statement
To satisfy FCC and IC RF Exposure requirements for mobile devices, a separation distance
of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons
during operation. To ensure compliance, operation at closer than this distance is not
recommended. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.
Pour satisfaire aux exigences FCC et IC concernant l'exposition aux champs RF pour les
appareils mobiles, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenu entre
l'antenne de ce dispositif et les personnes pendant le fonctionnement. Pour assurer la
conformité, il est déconseillé d'utiliser cet équipement à une distance inférieure. Cet
émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou
un autre émetteur.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com