Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWDASPA1.UC Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GWDASPA1.UC
Description  Optimized for high efficacies under application conditions
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWDASPA1.UC Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GWDASPA1.UC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
GW DASPA1.UC
DURIS P 5
Data Sheet
Preliminary Version 0.1
2012-12-14
1
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
High-efficacy mid-power LED with long
lifetimes also at high currents and high
junction temperatures
Luminous flux:
• Up to 39.0 lm (100 mA, 6500 K)
• Up to 82.0 lm (250 mA, 6500 K)
Features
• Efficacy: Optimized for high efficacies under
application conditions
• Lifetime (L70/B50): More than 50,000 h
at I
F = 200 mA and Tj = 125 °C
• IESNA LM-80 test report available:
Enables Energy Star compliant products
• Low thermal resistance: R
th el JS = 18 K/W
• High maximum forward current: 250 mA
• CCT: From 5700 K to 6500 K
• Preconditioning conditions: JEDEC Level 2
• High ESD-withstand voltage: 8 kV
• Superior corrosion resistance
• Mix-to-Match enables tight color selection
Applications
• All lighting applications with high quality and
lifetime requirements especially professional
luminaires
• LED lamps driven at high currents and
temperatures to lower system cost
• Energy Star compliant lamps and luminaires
Hocheffiziente mid-power LED mit langer
Lebensdauer auch bei hohen Strömen und
hohen Sperrschichttemperaturen
Lichtstrom:
• Bis zu 39,0 lm (100 mA, 6500 K)
• Bis zu 82,0 lm (250 mA, 6500 K)
Merkmale
• Lichtausbeute: Optimiert für hohe
Lichtausbeuten unter Applikationsbedingungen
• Lebensdauer (L70/B50): Mehr als 50.000 h
bei I
F = 200 mA und Tj = 125 °C
• IESNA LM-80 Testbericht verfügbar:
Ermöglicht Energy Star konforme Produkte
• Thermischer Widerstand: R
th el JS = 18 K/W
• Hoher maximaler Vorwärtsstrom: 250 mA
• CCT: 5700 K bis 6500 K
• Vorbehandlung: JEDEC Level 2
• ESD-Spannungsfestigkeit: 8 kV
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Mix-to-Match erlaubt enge Farbortselektion
Anwendungen
• Alle Beleuchtungsanwendungen mit hohen An-
forderungen an Qualität und Lebensdauer ins-
besondere professionelle Leuchten
• LED-Lampen betrieben bei hohen Strömen und
Temperaturen, um Systemkosten zu senken
• Energy Star konforme Lampen und Leuchten


Similar Part No. - GWDASPA1.UC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWDASPA1.EC OSRAM-GWDASPA1.EC Datasheet
1Mb / 26P
Architectural lighting
logo
ams AG
GWDASPA1.EC AMSCO-GWDASPA1.EC Datasheet
1Mb / 26P
High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also at high currents and high junction temperatures.
Version 1.6
logo
OSRAM GmbH
GWDASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1 OSRAM-GWDASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1 Datasheet
1Mb / 26P
Architectural lighting
logo
ams AG
GWDASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1 AMSCO-GWDASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1 Datasheet
1Mb / 26P
High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also at high currents and high junction temperatures.
Version 1.6
logo
OSRAM GmbH
GWDASPA1.EC-HQHS-5O8Q-1 OSRAM-GWDASPA1.EC-HQHS-5O8Q-1 Datasheet
1Mb / 26P
Architectural lighting
More results

Similar Description - GWDASPA1.UC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
LM2937 TI-LM2937 Datasheet
1Mb / 24P
Output Current in Excess of 500 mA, Output Trimmed for 5% Tolerance Under all Operating Conditions
logo
List of Unclassifed Man...
BSC009NE2LS ETC2-BSC009NE2LS Datasheet
738Kb / 10P
Optimized for e-fuse and ORing application
DYNAPCN10-20 ETC2-DYNAPCN10-20 Datasheet
398Kb / 3P
Autonomous Counting Device High Accuracy Under Any Light Conditions
logo
Advantech Co., Ltd.
NMC-0107 ADVANTECH-NMC-0107_15 Datasheet
324Kb / 1P
Cost-optimized, high density IO modules for use in Advantech?셲 Network Application Platforms
logo
Infineon Technologies A...
BSN011NE2LS INFINEON-BSN011NE2LS Datasheet
598Kb / 9P
Optimized for high performance Buck converter
Rev. 2.0 2014-05-23
logo
SynQor Worldwide Headqu...
PQ60012EGL25 SYNQOR-PQ60012EGL25 Datasheet
4Mb / 13P
Input under-voltage lockout disables converter at low input voltage conditions
logo
Amphenol Corporation
JW-13 AMPHENOL-JW-13 Datasheet
80Kb / 4P
Suitable for use in conditions of high
logo
OSRAM GmbH
GW-DASPA1.UC OSRAM-GW-DASPA1.UC Datasheet
1Mb / 19P
Optimized for high efficacies under application conditions
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-553X AVAGO-HDSP-553X Datasheet
495Kb / 9P
Seven Segment Displays for High Light Ambient Conditions
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20094EVKIT MAXIM-MAX20094EVKIT Datasheet
2Mb / 13P
Optimized Application Layout for Quick Implementation
Rev 5; 3/18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com