Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWDASPA1.UC Datasheet(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH

Part # GWDASPA1.UC
Description  Optimized for high efficacies under application conditions
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWDASPA1.UC Datasheet(HTML) 19 Page - OSRAM GmbH

Back Button GWDASPA1.UC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
Preliminary Version 0.1
GW DASPA1.UC
2012-12-14
19
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
Glossary
1)
Brightness: Brightness values are measured
during a current pulse of typical 25 ms, with an
internal reproducibility of +/- 8 % and an
expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM
with a coverage factor of k = 3).
2)
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinates are measured during
a current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0.005 and an expanded
uncertainty of +/- 0.01 (acc. to GUM with a
coverage factor of k = 3).
3)
Forward Voltage: The forward voltage is
measured during a current pulse of typical 8
ms, with an internal reproducibility of +/- 0.05 V
and an expanded uncertainty of +/- 0.1 V (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
4)
Typical Values: Due to the special conditions
of the manufacturing processes of LED, the
typical data or calculated correlations of
technical parameters can only reflect statistical
figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product,
which could differ from the typical data and
calculated
correlations
or
the
typical
characteristic line. If requested, e. g. because
of technical improvements, these typical data
will be changed without any further notice.
5)
Dimensions: Dimensions are specified as
follows: mm (inch).
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Glossar
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von
25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit
von
+/-
8
%
und
einer
erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Farbortgruppen:
Farbkoordinaten
werden
während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
25
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01
gemessen
(gemäß
GUM
mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
3)
Durchlassspannung:
Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer
typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen
(gemäß
GUM
mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Typische Werte: Wegen der besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von
LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Wertewiedergegeben
werden.
Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den
Werten jedes einzelnen Produktes überein,
dessen
Werte
sich
von
typischen
und
abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z. B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese
typischen
Werte
ohne
weitere
Ankündigung geändert.
5)
Maßtoleranz:
Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com