Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWDASPA1.UC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWDASPA1.UC
Description  Optimized for high efficacies under application conditions
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWDASPA1.UC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWDASPA1.UC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
Version 0.0
GW DASPA1.UC
2012-12-14
2
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
Note:
The above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one group HR, HS or HT will be shippable for any
one reel.
In a similar manner for colors, if chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one
chromaticity coordinate group 5C to 8E will be shippable (see page 6 for explanation).
In a similar manner for LED, if forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups
will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one forward voltage
group K to P is shippable (see page 5 for explanation.)
Note:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen HR, HS oder HT enthalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z. B. GW GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen 5C bis 8E enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass
nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K bis P
enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Ordering Information
Bestellinformation
Typ
Type
Color
Temperature
Farb-
temperatur
Luminous Flux
1) page 19
Lichtstrom
1) Seite 19
I
F = 100 mA
Φ
V (lm)
Ordering Code
Bestellnummer
GW DASPA1.UC-HQHS-5D8F-1
6000 K
30.4 ... 39.0
On request
GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1
6500 K
30.4 ... 39.0
On request
Ordering codes with a higher minimum luminous flux or tighter color selections are available on request.
Bestellnummern mit höherem Minimumlichtstrom oder engeren Farbortselektionen sind auf Anfrage verfügbar.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com