Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
6
2005-07-12
直流电气特性
Ta=25℃
测试条件
符号
参数
VDD
条件
最小
典型
最大
单位
—
fSYS=4MHz
2.2
—
5.5
V
VDD
工作电压
—
fSYS=8MHz
3.3
—
5.5
V
VEE
VFD 电源电压
—
—
0
—
VDD-30
V
3V
—
2.0
3.0
mA
IDD1
工作电流
(晶体振荡)
5V
无负载,
VFD 关闭,
fSYS=4MHz
—
5.0
8.0
mA
3V
—
1.8
2.7
mA
IDD2
工作电流
(RC 振荡)
5V
无负载,
VFD 关闭,
fSYS=4MHz
—
4.6
7.5
mA
3V
—
1.2
2
mA
IDD3
工作电流
(fSYS=32768Hz)
5V
无负载,
VFD 关闭
—
4
7
mA
3V
—
3.5
4.5
mA
IDD4
工作电流
(晶体振荡)
5V
无负载,
VFD 打开,
fSYS=4MHz
—
7.5
12
mA
3V
—
—
1
µA
ISTB1
静态电流
(*fS=T1)
5V
无负载,系统
HALT,
HALT 时 VFD 关闭
—
—
2
µA
3V
—
4
10
µA
ISTB2
静态电流
(*fS=32768Hz 振荡)
5V
无负载,系统
HALT,
HALT 时 VFD 关闭
—
14
20
µA
3V
VIL1
输入
/输出口、TMR、
INT 的低电平输入电压
5V
—
0
—
0.2 VDD
V
3V
VIH1
输入
/输出口、TMR、
INT 的高电平输入电压
5V
—
0.8VDD
—
VDD
V
3V
VIL2
低电平输入电压
( RES)
5V
—
0
—
0.4 VDD
V
3V
VIH2
高电平输入电压
( RES)
5V
—
0.9 VDD
—
VDD
V
3V
6
12
—
mA
IOL
输入
/输出口灌电流
5V
VOL=0.1VDD
10
25
—
mA
3V
-2
-4
—
mA
IOH1
输入
/输出口源电流
5V
VOH=0.9VDD
-5
-8
—
mA
IOH2
Grid 源电流
5V
VOH=VDD –2V
-15
—
—
mA
IOH3
Segment 源电流
5V
VOH=VDD –2V
-3
—
—
mA
3V
—
20
60
100
k
Ω
RPH
输入
/输出口、 INT0 和
INT1上拉电阻
5V
—
10
30
50
k
Ω
RPL
VFD 驱动输出下拉电
阻
5V
—
50
100
150
k
Ω
VLVR
低电压复位
—
LVR 使能
2.7
3.0
3.3
V
注:有关“
fS”的具体说明请参阅 WDT 的时钟选择。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com