Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
16
2005-07-12
RT2
RT1
RT0 RTC 实时时钟分频级数
0
0
0
28*
0
0
1
29*
0
1
0
210*
0
1
1
211*
1
0
0
212
1
0
1
213
1
1
0
214
1
1
1
215
注:
“
*”不建议使用
RTCC 寄存器的定义如下表:
位
标号
可读
/可写
复位
功能
0~2
RT0~RT2
R/W
1
通过控制
8 选 1 多路器输入来选择实时钟预置寄
存器的分频输出比例
3,5-7
—
—
—
未定义,读出为
0
4
QOSC
R/W
0
32768Hz 晶振快速起振 0/1:快速/慢速
RTCC(09H)寄存器
暂停模式 —
HALT
暂停模式是由
HALT 指令来实现的,暂停模式时系统状态如下:
·
系统振荡器停振,但
WDT 振荡器会继续振荡(如果选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。
·
RAM 和寄存器内容保持不变。
·
WDT 被清除并重新开始计数(如果 WDT 时钟来源选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。
·
所有输入
/输出口都保持其原有状态。
·
置位
PDF 标志,清除 TO 标志。
·
VFD 驱动器仍然运行(如果选择 RTC OSC)。
以下操作可以使系统离开暂停模式:外部复位、中断、
PA 口下降沿信号、RMT 引脚上外加上升/下降
沿或看门狗定时器溢出。其中,外部复位会使系统初始化,
WDT 溢出则会发生“热复位”。通过检测 TO
和
PDF 标志,即可了解系统复位的原因。PDF 标志可由系统上电或执行“CLR WDT”指令清除,由 HALT
指令置位。
TO 标志由 WDT 溢出置位,同时产生唤醒,但只有程序计数器和堆栈指针 SP 被复位,其它都
保持其原有的状态。
PA 口唤醒和中断唤醒可做为正常运行的继续。PA 口的每一位都可以由掩膜选项设置为唤醒功能。如
果是由输入
/输出口唤醒,程序会从下一条指令开始运行。如果是由中断唤醒,可能会发生两种情况:如果
中断禁止或中断允许但堆栈已满,程序将会从下一条指令开始运行;如果中断允许且堆栈未满,则会产生
一般的中断响应。如果在进入
HALT 模式之前,中断请求标志位已被置“1”,则中断唤醒功能被禁止。
当发生唤醒,系统需要额外花费
1024tSYS(系统时钟周期)的时间,才能重新正常运行,也就是说,唤
醒之后会插入一个等待周期。如果唤醒是由中断产生的话,则实际中断子程序的执行会延迟一个以上的周
期。如果唤醒导致下一条指令执行,那么在等待周期执行完成之后,会立即执行该指令。
为减小功耗,在进入暂停模式之前,应小心处理所有的输入
/输出口状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com