Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
17
2005-07-12
复位
总共有三种方法会产生初始复位:
·
正常运行时由 RES引脚发生复位。
·
在暂停模式由 RES引脚发生复位。
·
正常运行时由看门狗定时器溢出发生复位。
暂停模式中的看门狗定时器溢出与其它系统复位状况不同,因为看门狗
定时器溢出会执行“热复位”,只有程序计数器和堆栈指针
SP 被复位,而系
统其它部分都保持原有状态。在其它复位状态下,某些寄存器不会改变。在
初始复位时,大部分寄存器会复位成初始的状态。通过检测
PDF 和 TO 标志,
即可判断出各种不同的复位原因。
TO PDF
复位原因
0
0
上电时 RES发生复位
u
u
正常运行时 RES发生复位
0
1
暂停模式下 RES发生复位
1
u
正常运行时
WDT 溢出
1
1
暂停模式下
WDT 溢出
注:
“
u”表示不变
为了保证系统振荡器起振并稳定运行,系统复位
(包括上电复位、WDT 溢出或由 RES端复位)或由暂停
状态唤醒时,系统启动定时器
(SST)提供了一个额外的延迟时间,共 1024 个系统时钟周期。
系统复位时,
SST 会被加在复位延时中;由暂停模式唤醒也会加入 SST 延迟。
系统复位时各功能单元的状态如下所示:
程序计数器
000H
中断
禁止
预分频器、分频器
清除
WDT
清除,在主系统复位后,
WDT 开始计数
定时
/计数器
停止
输入
/输出口
输入模式
堆栈指针
SP
指向堆栈顶部
W D T
H A L T
W D T
T i m e - o u t
R e s e t
E x t e r n a l
R E S
C o l d
R e s e t
P o w e r - o n D e t e c t i o n
S S T
1 0 - b i t R i p p l e
C o u n t e r
O S C 1
W a r m R e s e t
复位时序图
复位配置
R E S
V D D
1 0 0 k W
1 0 k W
0 . 1 m F *
0 . 0 1 m F *
复位电路
注:“
*”连线应该尽量靠近
RES
引脚,以减小干扰影响



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com