Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 14 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 14 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
14
2005-07-12
中断控制寄存器
0(INTC0)由定时/计数器 0 中断请求标志(T0F)、外部中断 1 请求标志(EIF1)、外部中
断
0 请求标志(EIF0)、定时/计数器 0 中断允许(ET0I)、外部中断 1 允许(EEI1)、外部中断 0 允许(EEI0)和总
中断允许
(EMI)组成,其对应于数据存储器地址 0BH。
中断控制寄存器
1(INTC1)由多功能中断申请标志(MFF)、串行接口中断申请标志(TDRF)、定时/计数
器
1 中断请求标志(T1F)、多功能中断使能(EMFI)、串行接口中断使能位(ESBI)和定时/计数器 1 中断允许
(ET1I)组成,其对应于数据存储器地址 1EH。
遥控 定时 器控 制寄 存器 由遥 控定 时器上 升沿 中断 允许
(ERMT0)、遥控定时器下降沿中断 允 许
(ERMT1)、遥控定时器溢出中断允许(ERMTV)、遥控定时器启动计数允许(RME)、遥控定时器时钟源选择
(RMCS)和遥控定时器时钟选择(RMS0、RMS1) 组成,其对应于数据存储器地址 21H。
EMI、EEI0、EEI1、ET0I、ET1I、SBEN、ERTI、EMFI、ERMT0 和 ERMT1 用来控制中断的允许/禁
止状态的。这些控制位可以用来屏蔽正在进行中断服务程序时发生的其它中断请求。一旦中断请求标志
(MFF、TDRF、T0F、T1F、EIF0、EIF1)被置位,会一直保留在 INTC0 和 INTC1 寄存器中,直到中断被响
应或用软件指令清除为止。
建议不要在中断服务程序中使用“
CALL”指令来调用子程序。因为中断随时都可能发生,而且需要
立刻给予响应。如果只剩下一层堆栈,而中断不能被很好地控制,原先的控制序列很可能因为在中断子程
序中执行“
CALL”指令而使堆栈溢出,从而发生混乱。
振荡电路
HT49CV3 有三种振荡方式可以做为系统时钟:外部 RC 振荡、外部晶体振荡和外部 32768Hz 晶体振
荡,可以通过掩膜选项设定。
HALT 模式会停止系统振荡器(当选择外部 RC 振荡或外部晶体振荡时),并忽
视任何外部信号以降低功耗。但是
32768Hz 的晶体振荡在 HALT 模式下仍会继续作用。如果选择 32768Hz
振荡做为系统振荡,在
HALT 模式下系统振荡不会停止,但是指令会停止运行。32768Hz 的晶体振荡还可
以做为内部计数器的时钟源,即使进入
HALT 模式,这些计数器(RTC、WDT)还会继续作用。
系统振荡器
注:
*32768 晶振选用条件:作 WDT 时钟源或系统时钟源。
连接到
32768Hz 晶振的外部电阻电容元件并非产生振荡的必需条件,在需要精确的 RTC 频率的应用中,这些元
件可能需要根据不同的晶振误差来提供频率补偿。
如果选用外部
RC 振荡方式,在 OSC1 与 VSS 之间需要接一个外部电阻,其阻值为 56k
Ω到 1.5MΩ;
而
OSC2 上若接上拉电阻会输出系统频率的 4 分频信号,可用于同步外部逻辑。RC 振荡方式是一种低成
本的方案,但是,
RC 振荡频率会随着 VDD、温度和芯片自身参数的漂移而产生误差。因此,在需要精确
振荡频率做为计时操作的场合,并不适合使用
RC 振荡方式。
如果选用晶体振荡方式,在
OSC1 和 OSC2 之间需要连接一个晶体,用来提供晶体振荡器所需的反馈
和相移,除此之外,不再需要其它外部元件。另外,在
OSC1 和 OSC2 之间也可使用谐振器来取代晶体振
荡器,但是在
OSC1 和 OSC2 需要多连接两个电容。
另外还有一个专为实时时钟设计的振荡电路。如果使用
RTC 振荡,那么只要在 OSC3 与 OSC4 之间接
一个
32768Hz 的晶体,不需要其它外部器件。
RTC 振荡器可以通过“QOSC”(RTCC 的第 4 位)设置快速起振。建议在系统上电时开启快速振荡,并
在
2 秒钟后关闭。
WDT 振荡是一个独立的内置振荡电路,不需要外接器件。当系统进入省电模式,系统振荡会停止,
但
WDT 振荡会继续作用,其振荡周期一般为 65µs@5V。WDT 振荡器可以由掩膜选项设置为打开或关闭。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com