Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
29
2005-07-12
注:
VOPR 是在系统时钟为 4MHz
时,使得芯片正常运行的电压值
5 . 5 V
3 . 0 V
2 . 2 V
0 . 9 V
V D D
V O P R
V L V R
5 . 5 V
低电压复位功能
系统具有低电压复位
(LVR)功能,可由掩膜选项设置为打开或关闭。
如果器件的工作电压在
0.9V~VLVR 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会自动使器件产生内部复
位。
LVR 功能说明如下:
·
低电压
(0.9V~VLVR)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态没有持续 1ms 以上,那么 LVR 会
忽视它而不去执行复位功能。
·
LVR 通过与外部 RES信号的“或”的功能来执行系统复位。
VDD 与 VLVR 之间的关系如下所示:
V D D
5 . 5 V
V L V R
0 . 9 V
0 V
R e s e t S i g n a l
R e s e t
* 1
* 2
N o r m a l O p e r a t i o n
R e s e t
L V R D e t e c t V o l t a g e
低电压复位
注:
*1:要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前,SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期的延迟。
*2:因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com