Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
10
2005-07-12
堆栈寄存器 —
STACK
堆栈寄存器是特殊的存储器空间,用来保存
Program
Counter 的值。此芯片有 6 层堆栈,堆栈寄存器既不是数据存
储器的一部分,也不是程序存储器的一部分,而且它既不能
读出,也不能写入。堆栈的使用是通过堆栈指针
(SP)来实现的,
堆栈指针也不能读出或写入。当发生子程序调用或中断响应
时,程序计数器
(Program Counter)的值会被压入堆栈;在子程
序调用结束或中断响应结束时
(执行指令 RET 或 RETI),堆栈
将原先压入堆栈的内容弹出,重新装入程序计数器中。在系
统复位后,堆栈指针会指向堆栈顶部。
如果堆栈已满,并且发生了不可屏蔽的中断,那么只有
中断请求标志会被记录下来,而中断响应会被抑制,直到堆
栈指针
(执行 RET 或 RETI 指令)发生递减,中断才会被响应。
这个功能可以防止堆栈溢出,使得程序员易于使用这种结构。
同样,如果堆栈已满,并且发生了子程序调用,那么堆栈会
发生溢出,首先进入堆栈的内容将会丢失,只有最后的
6 个
返回地址会被保留。
数据存储器 —
RAM
数据存储器由
130×8 位组成,分为两个功能区间:特殊
功能寄存器
(34×8)和通用数据存储器(96×8),数据存储器单
元大多数是可读
/写的,但有些是只读的。特殊功能寄存器在
每个存储区段都是重叠的。
特殊功能寄存器包括间接寻址寄存器
0(00H),间接寻址
指针寄存器
0(MP0:01H),间接寻址寄存器 1(02H),间接寻
址指针寄存器
1(MP1:03H),存储器段指针(BP:04H),累加
器
(ACC:05H),程序计数器低字节寄存器(PCL:06H),表格
指针寄存器
(TBLP:07H),表格内容高字节寄存器(TBLH:
08H),RTC 控制寄存器(RTCC:09H),状态寄存器(STATUS:
0AH) , 中断控制 寄存 器 0(INTC0 : 0BH) ,定时 / 计数器
0(TMR0H:0CH;TMR0L:0DH),定时/计数器 0 控制寄存
器
(TMR0C:0EH),定时/计数器 1(TMR1H:0FH,TMR1L:
10H), 定时/计数器 1 控制寄存器(TMR1C:11H),中断控制
寄存器
1(INTC1:1EH),串行总线控制寄存器(SBCR:1FH),
串行总线数据寄存器
(SBDR:20H),遥控定时器控制寄存器
(RMTC:21H),远程控制寄存器 0(RMT0:22H),远程控
制寄存器
1(RMT1:23H),多功能中断状态寄存器(MFIS:
29H),VFD 控制寄存器(VFDC:28H),输入/输出寄存器(PA:
12H,PB:14H,PC:16H,PD:18H),输入/输出控制寄存
器
(PAC:13H,PBC:15H,PCC:17H,PDC:19H)。其余
在
40H 之前的空间保留给系统以后扩展使用,读取这些地址
HT49CV3 的数据存储器
的返回值为“
00H”。在每一个存储区段(BANK)的 40H 都
是重叠的。而在通用存储寄存器的地址从
40H 到 9FH,用来
存储数据和控制信息。
所有的数据存储器单元都能直接执行算术、逻辑、递增、递减和循环操作。除了一些特殊位外,数据
存储器的每一位都可由“
SET[m].i”置位或由“CLR[m].i”复位。而且都可以通过间接寻址指针(MP0:
01H/MP1:03H)进行间接寻址。
S p e c i a l P u r p o s e
D A T A M E M O R Y
0 0 H
0 1 H
0 2 H
0 3 H
0 4 H
0 5 H
0 6 H
0 7 H
0 8 H
0 9 H
0 A H
0 B H
0 C H
0 D H
0 E H
0 F H
1 0 H
1 1 H
1 2 H
1 3 H
1 4 H
1 5 H
1 6 H
1 7 H
1 8 H
1 9 H
1 A H
1 B H
1 C H
1 D H
1 E H
1 F H
2 0 H
2 1 H
2 2 H
2 3 H
2 4 H
2 5 H
2 6 H
2 7 H
2 8 H
2 9 H
3 0 H
3 F H
I n d i r e c t A d d r e s s i n g R e g i s t e r 0
M P 0
I n d i r e c t A d d r e s s i n g R e g i s t e r 1
M P 1
B P
A C C
P C L
T B L P
T B L H
R T C C
S T A T U S
I N T C 0
T M R 0 H
T M R 0 L
T M R 0 C
T M R 1 H
T M R 1 L
T M R 1 C
P A
P A C
P B
P B C
P C
P C C
P D
P D C
P W M 0
P W M 1
P W M 2
P W M 3
I N T C 1
S B C R
S B D R
R M T C
R M T 0
R M T 1
A D R
A D C R
A C S R
V F D C
M F I S
: U n u s e d
R e a d a s " 0 0 "
9 F H
4 0 H
G e n e r a l P u r p o s e
D A T A M E M O R Y
( 9 6 B y t e s )



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com