Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 21/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
9.控制和操作(Control and Operating)
9.1 Host Control 模式
AXP188 工作在 Host Control 模式下。该模式下,通过访问内部寄存器,Host 可以对 AXP188
的工作状态进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。
注:这里的“Host”指的是应用系统的主处理器。
9.2 开关机和复位 (Power On/Off & Reset)
开关机按键
开关机按键
开关机按键
开关机按键(
(
(
(PEK
PEK
PEK
PEK)
)
)
)
AXP188 的 PWREN 到 GND 之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键 Power enable Key
(PEK)。AXP188 可以自动识别这个按键的“长按”和“短按”并做出相应的反应。
当 AXP188 处于关机状态时,PEK 作为开机键,按键时间超过“开机识别时长(ONLEVEL)”
开机(Power On,指 AXP188 启动各个输出)。开机识别时长(ONLEVEL)”可由寄存器设置,默
认为 512 毫秒(参见“寄存器 6”的描述)。
当 AXP188 处于开机状态时,PEK 的“长按”、“短按”会产生中断信号,由 Host 定义其功
能。这个“长按”
、
“短按”的“关机识别时长(IRQLEVEL)”也可由寄存器设置,默认为 1.5 秒(参
见“寄存器 6” 的描述)。
当 AXP188 处于开机状态时,PEK 的按键时长超过 6 秒时,将会直接关闭电源输出,此功能
可以被寄存器 7 的 bit3 关闭。
PEK 被按下的时间小于
“IRQLEVEL”时,AXP188 发出 IRQ11。PEK 有效时间大于 IRQLEVEL
时,
AXP188 发出 IRQ12。
Host 可在中断服务程序中执行相应的操作,
如关机(Power Off,指 AXP188
关闭各个输出)。
开机
开机
开机
开机(Power On)
(Power On)
(Power On)
(Power On)
当符合要求的外部电源(DCIN,>3.8V)插入时,AXP188 会自动开机(具体细节参见“电源通
路管理”章节)
。
而仅有电池插入时(BAT),AXP188 不会自动开机,开机动作需要通过 PEK 操作来完成---在
电池有电(>3.25V)的情况下。
AXP188 可以由 PEK(按键时间超过 “ONLEVEL” )开机。 在实际应用中,Host 的定时
(Alarm)输出信号也可以接到 PWREN---与 PEK 并联,
Alarm 信号有效(低电平)时相当于 PEK 按下,
也可以将 AXP188 唤醒。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com