Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 35/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
存器
存器
存器
存器 4444:
:
:
:充电控制
充电控制
充电控制
充电控制 1111
地址:03H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7
充电器使能控制:
0:禁止;1:
:
:
:使能
使能
使能
使能
RW
1
6
充电目标电压设置位 1
1
5
充电目标电压设置位 0
00:4.1V;01:4.2V;
10:
:
:
:4.2V;11:4.36V
RW
0
4
电池电流方向指示:
0:电池充电;1:电池供电
R
3
充电器自动限流控制:
0:禁止;1:
:
:
:使能
使能
使能
使能
RW
1
2
充电电流设置位 2
RW
0
1
充电电流设置位 1
RW
1
0
充电电流设置位 0
000:100mA;001:300mA;010:500mA;
011:
:
:
:700mA;100:900mA;101:1100mA;
110:1300mA;111:1500mA
RW
1
注 1:外部电源移除时,AXP188 会自动将 Bit7 置 1。
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 5555:
:
:
:充电控制
充电控制
充电控制
充电控制 2222
地址:04H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7
计时器 1 设置位 1
0
6
计时器 1 设置位 0
00:30 分钟;01:
:
:
:40 分钟
分钟
分钟
分钟;
10:50 分钟;11:60 分钟
RW
1
5
Vendor use
RW
0
4
Vendor use
RW
0
3
Vendor use
RW
1
2
Vendor use
RW
1
1
计时器 2 设置位 1
RW
1
0
计时器 2 设置位 0
00:420 分钟;01:
:
:
:480 分钟
分钟
分钟
分钟;
;
;
;
10:540 分钟;11:600 分钟
RW
1
注 1:充电器开始进行预充电时,计时器 1 自动开启。
注 2:充电器开始进行恒流充电时,计时器 2 自动开启。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com