Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 30 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 30 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 29/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
当 LX1 管脚悬空时,DC-DC1 进入 Inductor-less Mode,用于对电源噪声要求较高的情况或者
为了节省一个电感,此时驱动能力为 600mA。
DC
DC
DC
DC----DC2
DC2
DC2
DC2
DC-DC2 可用于给系统的主控芯片内核供电,默认输出电压可以由 DC2SET 选择在 1.24V 或
1.8V。当 DC2SET 连接到 IPSOUT 时,其输出电压默认为 1.24V;DC2SET 连接到 GND,输出电
压默认为 1.8V,电压可以由寄存器调整(参见“寄存器 15”)。DC-DC2 的驱动能力为 950mA。
DC
DC
DC
DC----DC3
DC3
DC3
DC3 和
和
和
和 LDO3
LDO3
LDO3
LDO3
DC-DC3 和 LDO3 可以为工作电压为 1.8V 和 2.5V 的器件如 DDR、
DDR2、
Mobile flash、
CMOS
Sensor 供电。DCDC3 的驱动能力为 900mA,LDO3 为 400mA。
DC-DC3 和 LDO3 的输出电压范围由 DC3SET 决定,DC3SET 连接到 IPSOUT 时,DC-DC3
的默认输出电压为 2.5V,LDO3 为 1.8V;连接到 GND 时,DC-DC3 的默认输出电压为 1.8V,LDO3
为 2.5V(参见“寄存器 16”),并可以通过寄存器微调电压。
LDO1
LDO1
LDO1
LDO1
LDO1 永远开启,可以为应用系统的实时时钟电路(RTC)提供不间断的电源,其驱动能力为
15mA。
LDO1 可以通过 LDO1SET 设置为输出 3.3V 或 1.25V。LDO1SET 连接到 AIPS 时,LDO1 输
出 3.3V;连接到 AGND 时,输出 1.25V;以便满足不同 RTC 要求。
LDO2
LDO2
LDO2
LDO2
LDO2 采用了低噪声设计,可以为应用系统的模拟电路提供电源,其驱动能力为 150mA,默
认输出 3.0V,可微调电压(参见“寄存器 16”)。
LDO4
LDO4
LDO4
LDO4 和
和
和
和 LDO5
LDO5
LDO5
LDO5
LDO4 和 LDO5 都采用了低噪声的设计,默认输出电压为 3.3V,可微调电压(参见“寄存器
17”
)
SW1
SW1
SW1
SW1 和
和
和
和 SW2
SW2
SW2
SW2
SW1 和 SW2 的作用是负载开关,用于接通或关断负载。输入源为 DC-DC1,驱动能力分别
为 300mA 和 150mA,通常用来给 SDRAM 和 SD Card 等处理器的外部器件供电。其开关由“寄
存器 17”控制。
四个
四个
四个
四个功率器件
功率器件
功率器件
功率器件开关
开关
开关
开关
CDOUTPL、CDOUTNL、CDOUTPR、CDOUTNR 可以任意配置为 P 型或者 N 型,由寄存
器 24 控制。以 CDOUTPL 为例,使用方式如下图所示:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com