Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 34/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
注 1:当外部电源接入(由寄存器 3.bit3 指示)且可用时(由寄存器 1.bit4 指示),Bit7 又设置为
1,AXP188 才会选用 DCIN 作为系统电源。
注 2:若 USB OTG device 插入 USB OTG host 之后无法通信,有可能是因为 DCIN 没有处于 VHOLD
模式或者 VHOLD 不够高,Host 可以将 AXP188 设为限压模式或调高 VHOLD。
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 3333:
:
:
:关机控制
关机控制
关机控制
关机控制、
、
、
、充电结束条件设置
充电结束条件设置
充电结束条件设置
充电结束条件设置、
、
、
、充电状态
充电状态
充电状态
充电状态、
、
、
、电池检测控制
电池检测控制
电池检测控制
电池检测控制,
,
,
,DCIN
DCIN
DCIN
DCIN 状态
状态
状态
状态
地址:02H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7
关机控制:
将此位置 1 可使 AXP188 进入关机模式。
RW
0
6
充电结束条件设置:
0:
:
:
:充电电流小于预设值的
充电电流小于预设值的
充电电流小于预设值的
充电电流小于预设值的 10%,
,
,
,充电完成
充电完成
充电完成
充电完成;
;
;
;
1:充电电流小于预设值的 15%,充电完成
RW
0
5
电池检测控制:
0:禁止;1:
:
:
:允许
允许
允许
允许
RW
1
4
IPS 选用外部电源作为系统电源前外部电源的状态
0:DCIN 小于 VHOLD;1:DCIN 大于 VHOLD
R
3
指示外部电源是否存在
0:外部电源没有接入;1:外部电源存在
R
2
充电状态指示
0:不在充电;1:正在充电
R
1
Vendor Used
1
0
Vendor Used
0
注 1:关机控制位置 1 时,会关掉三个 DC-DC 和 LDO2、LDO3、LDO4、LDO5,也会关掉 SW1
和 SW2,但不影响 LDO1 和充电器的状态。
注 2:Bit4 可以让 Host 在收到 IRQ4 时,判断外部电源电压是因为增加了系统负载而被拉至低于
VHOLD 还是原本就低于 VHOLD。如果是原本就低于 VHOLD,Host 可以禁止限压模式而选用直
通模式(参见寄存器 2)。
注 3:标识为“Vendor Used”的比特位和寄存器的值不可以被改变。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com