Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 32/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
9.8 寄存器 (Registers)
寄存器列表
寄存器列表
寄存器列表
寄存器列表
序号
序号
序号
序号
地址
地址
地址
地址
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
1
00H
电源状态指示
R
2
01H
IPS 设置
RW
D9
3
02H
关机控制、充电结束条件设置、充电状态、电池检测控制,
DCIN 状态
RW
21
4
03H
充电控制 1
RW
DB
5
04H
充电控制 2
RW
4D
6
05H
PEK 信号参数设置、DCDC 振荡频率设置
RW
59
7
06H
中断使能 1
RW
FF
8
07H
中断使能 2
RW
FC
9
08H
中断使能 3
RW
FE
10
09H
中断状态 1
RW
00
11
0AH
中断状态 2
RW
00
12
0BH
中断状态 3
RW
00
13
0CH
Vendor used
5A
14
0DH
DC-DC 模式控制
RW
18
15
0EH
DC-DC1、DC-DC2 输出电压设置
RW
5B
16
0FH
LDO2、DC-DC3、LDO3 输出电压设置
RW
D6
17
10H
SW1、SW2、LDO4、LDO5 开关控制及 LDO4、LDO5 电
压设置
RW
4F
18
11H
ADC 采样的电池电压数据
R
19
12H
ADC 采样的电池电流数据
R
20
13H
ADC 采样的 DCIN 电压数据
R
21
14H
ADC 采样的 DCIN 电流数据
R
22
15H
ADC 控制
RW
84
23
16H
Vendor used
11
24
17H
功率器件开关控制
RW
00
25
18H
数据缓存区 1
RW
0F
26
19H
数据缓存区 2
RW
F0
AXP188 提供了两个专供用户使用的寄存器,地址为 18H、19H。系统可以在关机前把 16 位
数据写在这两个寄存器中。AXP188 进入关机状态时不会复位这两个寄存器。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com