Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Q6000 Datasheet(PDF) 40 Page - Intel Corporation

Part # Q6000
Description  on 65 nm Process in the 775-land LGA Package supporting Intel 64 architecture
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

Q6000 Datasheet(HTML) 40 Page - Intel Corporation

Back Button Q6000 Datasheet HTML 36Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 37Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 38Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 39Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 40Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 41Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 42Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 43Page - Intel Corporation Q6000 Datasheet HTML 44Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 98 page
background image
Land Listing and Signal Descriptions
40
Datasheet
Figure 13.
land-out Diagram (Top View – Left Side)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
AN
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AM
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AL
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AK
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AJ
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AH
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AG
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AF
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AE
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
VCC
VSS
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
AD
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
AC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
AB
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
AA
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
Y
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
W
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
V
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
U
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
T
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
R
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
P
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
N
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
M
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
L
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
K
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
J
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
FC34
FC31
VCC
H
BSEL1
FC15
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
FC33
FC32
G
BSEL2
BSEL0
BCLK1
TESTHI4 TESTHI5 TESTHI3 TESTHI6 RESET#
D47#
D44#
DSTBN2# DSTBP2#
D35#
D36#
D32#
D31#
F
RSVD
BCLK0
VTT_SEL TESTHI0 TESTHI2 TESTHI7
RSVD
VSS
D43#
D41#
VSS
D38#
D37#
VSS
D30#
E
FC26
VSS
VSS
VSS
VSS
FC10
RSVD
D45#
D42#
VSS
D40#
D39#
VSS
D34#
D33#
D
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VSS
VCCPLL
D46#
VSS
D48#
DBI2#
VSS
D49#
RSVD
VSS
C
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VSS
VCCIO
PLL
VSS
D58#
DBI3#
VSS
D54#
DSTBP3#
VSS
D51#
B
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VSS
VSSA
D63#
D59#
VSS
D60#
D57#
VSS
D55#
D53#
A
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
FC23
VCCA
D62#
VSS
RSVD
D61#
VSS
D56#
DSTBN3#
VSS
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com