Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AIS2DW12 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # AIS2DW12
Description  MEMS digital output motion sensor: ultra-low-power 3-axis accelerometer for automotive applications
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AIS2DW12 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  AIS2DW12 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AIS2DW12 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 60 page
background image
Contents
AIS2DW12
4/60
DocID031240 Rev 4
8.19
FIFO_SAMPLES (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.20
SIXD_THS (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.21
WAKE_UP_THS (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.22
WAKE_UP_DUR (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.23
FREE_FALL (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.24
STATUS_DUP (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.25
WAKE_UP_SRC (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.26
SIXD_SRC (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.27
ALL_INT_SRC (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.28
X_OFS_USR (3Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.29
Y_OFS_USR (3Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.30
Z_OFS_USR (3Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.31
CTRL7 (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.1
Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.2
LGA-12 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.3
LGA-12 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com