Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STW81102ATR Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STW81102ATR
Description  Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW81102ATR Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STW81102ATR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW81102ATR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 43 page
background image
List of tables
STW81102
4/43
List of tables
Table 1.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 3.
Operating conditions (Refer to application diagram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 4.
Digital logic levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 5.
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 6.
Phase noise specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 7.
Current value vs selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 8.
VCO A performances vs. amplitude setting (Freq=3.3GHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 9.
VCO B performances vs. amplitude setting (Freq=4.3GHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 10.
Single-byte write mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 11.
Multi-byte write mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 12.
Current Byte Address Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 13.
Data and clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 14.
Start and stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 15.
Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 16.
Write-only registers list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 17.
Different functional mode of the FUNCTIONAL_MODE register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 18.
SPI data structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 19.
Address decoder and outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 20.
SPI Timing specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 21.
Bits (Serial Interface Address = 00h; Register name = ST1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 22.
Bits (Serial Interface Address = 01h; Register name = ST2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 23.
Order code of the evaluation kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 24.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com