Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC12LE5604 Datasheet(PDF) 11 Page - STCmicro Technology Co,.Ltd

Part # STC12LE5604
Description  Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
PDF  377 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STC [STCmicro Technology Co,.Ltd]
Direct Link  http://www.stcmicro.com/
Logo STC - STCmicro Technology Co,.Ltd

STC12LE5604 Datasheet(HTML) 11 Page - STCmicro Technology Co,.Ltd

Back Button STC12LE5604 Datasheet HTML 7Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 8Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 9Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 10Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 11Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 12Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 13Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 14Page - STCmicro Technology Co,.Ltd STC12LE5604 Datasheet HTML 15Page - STCmicro Technology Co,.Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 377 page
background image
1.4 STC12C5620AD series Selection Table
Type
1T 8051
MCU
Operation
Voltage
(V)
Flash
(Byte)
SRAM
(Byte)
Timer
T0&T1
PCA
Timer
Programmable
Clock Output
U
A
R
T
EEP
ROM
16-bit
PCA/
8-bit
PWM
D/A
A/D
8-ch
W
D
T
Built-in
Reset
SPI
Package of
20-Pin
(15 I/O ports)
Package of
28-Pin
(23 I/O
ports)
Package of
32-Pin
(27 I/O
ports)
STC12C5620AD series Selection Table
STC12C5604
5.5-3.5
4K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5604AD
5.5-3.5
4K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5608
5.5-3.5
8K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5608AD
5.5-3.5
8K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5612
5.5-3.5
12K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12C5612AD
5.5-3.5
12K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
STC12C5616
5.5-3.5
16K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5616AD
5.5-3.5
16K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5620
5.5-3.5
20K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5620AD
5.5-3.5
20K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5624
5.5-3.5
24K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5624AD
5.5-3.5
24K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12C5628
5.5-3.5
28K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12C5628AD
5.5-3.5
28K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12C5630
5.5-3.5
30K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12C5630AD
5.5-3.5
30K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12LE5620AD series Selection Table
STC12LE5604
3.6-2.2
4K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5604AD
3.6-2.2
4K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5608
3.6-2.2
8K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5608AD
3.6-2.2
8K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5612
3.6-2.2
12K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12LE5612AD
3.6-2.2
12K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
STC12LE5616
3.6-2.2
16K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5616AD
3.6-2.2
16K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5620
3.6-2.2
20K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5620AD
3.6-2.2
20K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5624
3.6-2.2
24K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch
Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5624AD
3.6-2.2
24K
768
Y
4
Y
Y
Y
2/4-ch 10-bit Y
Y
Y SOP/LSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQFP
STC12LE5628
3.6-2.2
28K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12LE5628AD
3.6-2.2
28K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12LE5630
3.6-2.2
30K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch
Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
STC12LE5630AD
3.6-2.2
30K
768
Y
4
Y
Y IAP 2/4-ch 10-bit Y
Y
Y
Application program can be modified in
application program area (AP area)
11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com