Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCI7421 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # PCI7421
Description  DUAL SINGLE SOCKET CARDBUS AND ILTRAMEDIA CONTROLLER WITH INTEGRATED 1304-A - CONTROLLER WITH DEDICATED FLASH MEDIA SOCKET
PDF  298 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI7421 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  PCI7421 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCI7421 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 298 page
background image
v
Section
Title
Page
4
PC Card Controller Programming Model
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
PCI Configuration Register Map (Functions 0 and 1)
4−1
. . . . . . . . . . . . .
4.2
Vendor ID Register
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Device ID Register Functions 0 and 1
4−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Command Register
4−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Status Register
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Revision ID Register
4−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Class Code Register
4−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Cache Line Size Register
4−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Latency Timer Register
4−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Header Type Register
4−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
BIST Register
4−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
CardBus Socket Registers/ExCA Base Address Register
4−8
. . . . . . . . .
4.13
Capability Pointer Register
4−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
Secondary Status Register
4−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15
PCI Bus Number Register
4−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16
CardBus Bus Number Register
4−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17
Subordinate Bus Number Register
4−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.18
CardBus Latency Timer Register
4−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19
CardBus Memory Base Registers 0, 1
4−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.20
CardBus Memory Limit Registers 0, 1
4−12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.21
CardBus I/O Base Registers 0, 1
4−12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.22
CardBus I/O Limit Registers 0, 1
4−13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.23
Interrupt Line Register
4−13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.24
Interrupt Pin Register
4−14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.25
Bridge Control Register
4−15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.26
Subsystem Vendor ID Register
4−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.27
Subsystem ID Register
4−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.28
PC Card 16-Bit I/F Legacy-Mode Base-Address Register
4−17
. . . . . . . . .
4.29
System Control Register
4−18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.30
MC_CD Debounce Register
4−20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.31
General Control Register
4−21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.32
General-Purpose Event Status Register
4−23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.33
General-Purpose Event Enable Register
4−24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.34
General-Purpose Input Register
4−24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.35
General-Purpose Output Register
4−25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.36
Multifunction Routing Status Register
4−26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.37
Retry Status Register
4−27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.38
Card Control Register
4−28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.39
Device Control Register
4−29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.40
Diagnostic Register
4−30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.41
Capability ID Register
4−31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com