Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M58WT064KB Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # M58WT064KB
Description  32- and 64-Mbit (횞16, multiple bank, burst) 1.8 V core, 3.0 V I/O supply Flash memories
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WT064KB Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  M58WT064KB Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58WT064KB Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 117 page
background image
M58WTxxxKT, M58WTxxxKB
Contents
3/117
5.4
Read CFI Query command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.6
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.7
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.8
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.9
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.10
Protection Register Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.11
The Set Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.12
Block Lock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.13
Block Unlock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.14
Block Lock-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6
Command interface - factory program commands . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.1
Double Word Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.2
Quadruple Word Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3
Enhanced Factory Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3.1
Setup phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3.2
Program phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3.3
Verify phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.3.4
Exit phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.4
Quadruple Enhanced Factory Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.4.1
Setup phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.4.2
Load phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.4.3
Program and verify phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.4.4
Exit phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.1
Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.2
Erase suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.3
Erase status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.4
Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.5
VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.6
Program suspend status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.7
Block protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.8
Bank write/multiple word program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com