Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

VIPER35 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # VIPER35
Description  Quasi-resonant high performance off line high voltage converter
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VIPER35 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  VIPER35 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VIPER35 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
DocID026980 Rev 4
5/44
VIPer35
List of figures
44
List of figures
Figure 1.
Basic application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
VDDon vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.
VDD(RESTART) vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 6.
IDlim vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 7.
VDRAIN_START vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
HFB vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 9.
VBRth vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
VBRhyst vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 11.
IBRhysvs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
IDD0 vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 13.
IDD1 vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14.
VZCD vs IZCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 15.
IDlim vs IZCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 16.
RDS(on) vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 17.
VBVDSS vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 18.
IDDch1 vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
IDDch2 vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 20.
FOSClim_L vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 21.
FOSClim_H vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 22.
Thermal shutdown timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 23.
Min-feature quasi-resonant flyback (isolated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 24.
Full-feature quasi-resonant flyback (isolated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 25.
Power supply consumption at light output loads, VOUT = 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 26.
Power supply consumption at no output load, VOUT = 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 27.
IDD current during start-up and burst mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 28.
Timing diagram: normal power-up and power-down sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 29.
Timing diagram: start-up phase and soft-start (case 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 30.
Timing diagram: start-up phase and soft-start (case 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 31.
Timing diagram: behavior after short-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 32.
Switching frequency vs power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 33.
Zero-current detection circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 34.
Drain ringing cycle skipping as the load progressively reduces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 35.
Timing diagram: double blanking time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 36.
Typical power capability vs input voltage in quasi-resonant converter . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 37.
ZCD pin typical external configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 38.
Timing diagram: OVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 39.
FB pin configuration (minimal BOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 40.
FB pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 41.
Timing diagram: overload protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 42.
Burst mode timing: light load management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 43.
Brown-out: external setting and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 44.
SO16N package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 45.
SDIP10 package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com