Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M58WT032KB Datasheet(PDF) 7 Page - Numonyx B.V

Part # M58WT032KB
Description  32- and 64-Mbit (횞16, multiple bank, burst) 1.8 V core, 3.0 V I/O supply Flash memories
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WT032KB Datasheet(HTML) 7 Page - Numonyx B.V

Back Button M58WT032KB Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V M58WT032KB Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 117 page
background image
M58WTxxxKT, M58WTxxxKB
List of figures
7/117
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 2.
TFBGA connections (top view through package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 3.
M58WT032KT/B memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 4.
M58WT064KT/B memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 5.
Protection Register memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 6.
X latency and data output configuration example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 7.
Wait configuration example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 8.
AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 9.
AC measurement load circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Figure 10.
Asynchronous random access read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 11.
Asynchronous page read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 12.
Synchronous burst read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 13.
Single synchronous read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 14.
Synchronous burst read suspend AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 15.
Clock input AC waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 16.
Write AC waveforms, Write Enable controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Figure 17.
Write AC waveforms, Chip Enable controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 18.
Reset and power-up AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 19.
TFBGA88 8 × 10 mm, 8 × 10 ball array, 0.8 mm, package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 20.
Program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Figure 21.
Double word program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 22.
Quadruple word program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Figure 23.
Program suspend and resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Figure 24.
Block erase flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 25.
Erase suspend and resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Figure 26.
Locking operations flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 27.
Protection Register program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 28.
Enhanced factory program flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Figure 29.
Quadruple enhanced factory program flowchart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com