Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

UPD78044F Datasheet(PDF) 14 Page - NEC

Part # UPD78044F
Description  8-bit Single-Chip Microcontroller
PDF  472 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78044F Datasheet(HTML) 14 Page - NEC

Back Button UPD78044F Datasheet HTML 10Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 11Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 12Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 13Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 14Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 15Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 16Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 17Page - NEC UPD78044F Datasheet HTML 18Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 472 page
background image
14
User’s Manual U16504EE1V1UD00
Chapter 21 Standby Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
21.1
Standby Function and Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
21.1.1
Standby function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
21.1.2
Standby function control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
21.2
Standby Function Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.2.1
HALT mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.2.2
STOP mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Chapter 22 Reset Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
22.1
Reset Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Chapter 23 µPD78F0828A and Memory Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
23.1
Memory Size Switching Register (IMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
23.2
Internal Expansion RAM Size Switching Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
23.3
Self-Programming and Oscillation Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
23.4
Flash memory programming with flash programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
23.4.1
Selection of transmission method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
23.4.2
Initialization of the programming mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
23.4.3
Flash memory programming function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
23.4.4
Flash programmer connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
23.4.5
Flash programming precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
23.5
Flash Self-Programming Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
23.5.1
Flash Self-Programming Mode Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Chapter 24 Instruction Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
24.1
Legends Used in Operation List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
24.1.1
Operand identifiers and description methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
24.1.2
Description of “operation” column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
24.2
Operation List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
24.3
Instructions Listed by Addressing Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Chapter 25 Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
25.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
25.2
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
25.3
Main System Clock Oscillation Circuit Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
25.4
DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
25.5
AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
25.5.1
Basic Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
25.5.2
Serial Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
25.5.3
Sound Generator Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
25.5.4
Meter Controller / Driver Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
25.5.5
A/D Converter Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
25.5.6
Data Memory Stop Mode Low Supply Voltage Data Retention Characteristics 447
25.5.7
Flash Memory Programming Characteristics: µPD78F0828A(A) . . . . . . . . . . . 450
Chapter 26 Package Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Chapter 27 Recommended Soldering Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Appendix A Development Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Appendix B Embedded Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Appendix C Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Appendix D Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com